Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

P4802ACMC Fiches technique(PDF) 89 Page - Teccor Electronics

No de pièce P4802ACMC
Description  solid state crowbar devices
PDF  212 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TECCOR [Teccor Electronics]
Site Internet  http://www.littelfuse.com/
Logo TECCOR - Teccor Electronics

P4802ACMC Fiches technique(HTML) 89 Page - Teccor Electronics

Back Button P4802ACMC Datasheet HTML 85Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 86Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 87Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 88Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 89Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 90Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 91Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 92Page - Teccor Electronics P4802ACMC Datasheet HTML 93Page - Teccor Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 212 page
background image
© 2002 Teccor Electronics
3-1
http://www.teccor.com
SIDACtor® Data Book and Design Guide
+1 972-580-7777
3 Reference Designs
This section offers specific examples of how SIDACtor devices can be used to ensure long-
term operability of protected equipment and uninterrupted service during transient electrical
activity. For additional line interface protection circuits, see "Regulatory Compliant
Solutions" on page 4-34.
Customer Premises Equipment (CPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
High Speed Transmission Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
ADSL Circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
HDSL Circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
ISDN Circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Pair Gain Circuit Protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
T1/E1 Circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Additional T1 Design Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
T3 Protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Analog Line Cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
PBX Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
CATV Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
Primary Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Secondary Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
Triac Protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33
Data Line Protectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34
LAN / WAN Protectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-35
10Base-T Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-35
100Base-T Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-36
Note: The circuits referenced in this section represent typical interfaces used in
telecommunications equipment. SIDACtor devices are not the sole components
required to pass applicable regulatory requirements such as UL 60950, GR 1089, or
TIA-968 (formerly known as FCC Part 68), nor are these requirements specifically
directed at SIDACtor devices.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More