| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TSV853A Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSV853A Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 31 page ![]() Contents TSV85x, TSV85xA 2/31 DocID022468 Rev 4 Contents 1 Package pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 4 3 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.1 Operating voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.2 Input common-mode range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.3 Rail-to-rail output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.4 Input offset voltage drift over temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.5 PCB layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.6 Macromodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.7 Shutdown function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.1 SC70-5 (or SOT323-5) package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.2 SOT23-5 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.3 SOT23-6 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.4 DFN8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.5 SO8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.6 MiniSO8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.7 MiniSO10 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.8 SO14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.9 TSSOP14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.10 TSSOP16 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.11 QFN16 3x3 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 |