| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
D22012H Fiches technique(PDF) 8 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D22012H Fiches technique(HTML) 8 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
8 / 10 page ![]() Series D2 PCB Mount Miniature Toggles A31 A www.nkkswitches.com (0.8) Dia Typ .031 (2.54) Typ .100 (15.24) .600 (0.9) .035 (0.4) .016 (0.5) .020 (1.0) .039 (7.7) .303 (2.8) Dia .110 24° (10.5) .413 (6.2) Dia .244 (3.5) .138 (5.1) Dia .201 24° (0.8) Dia Typ .031 (2.54) Typ .100 (17.9) .705 (6.6) .260 (15.24) .600 (19.4) .764 (6.2) Dia .244 (0.9) .035 (0.4) .016 (0.5) .020 (1.0) .039 (3.5) .138 Vertical PC • Single Pole Actuator in Down Position D22012LV Actuator in Down Position D22022LV Vertical PC • Double Pole D22022V D22012V Keyway (5.08) .200 (0.7) Typ .028 (0.3) .012 (3.5) .138 (7.0) .276 (14.4) .567 3 2 1 (0.3) .012 (0.3) Typ .012 Keyway (5.08) .200 (0.7) Typ .028 (0.3) .012 (3.5) .138 Keyway (5.08) .200 (0.7) Typ .028 (0.3) .012 (3.5) .138 (0.8) Dia Typ .031 (2.54) Typ .100 (15.24) .600 (0.9) .035 (0.4) .016 (0.5) .020 (1.0) .039 (3.5) .138 (7.7) .303 (2.8) Dia .110 24° (10.5) .413 (6.2) Dia .244 3 2 1 6 5 4 (12.4) .488 (14.4) .567 (0.3) .012 (0.3) .012 (5.08) .200 Keyway (5.08) .200 (0.7) Typ .028 (0.3) .012 (3.5) .138 (0.8) Dia Typ .031 (2.54) Typ .100 (15.24) .600 (0.9) .035 (0.4) .016 (0.5) .020 (1.0) .039 (3.5) .138 (5.1) Dia .201 24° (17.9) .705 (6.6) .260 (19.4) .764 (6.2) Dia .244 (1.0) Dia Typ .039 1 (15.24) .600 (2.54) Typ .100 2 (2.54) Typ .100 3 (1.0) Dia Typ .039 1 (15.24) .600 (2.54) Typ .100 2 (2.54) Typ .100 3 4 5 6 TYPICAL SWITCH DIMENSIONS |