| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
B2SLH-GA Fiches technique(PDF) 7 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B2SLH-GA Fiches technique(HTML) 7 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
7 / 8 page ![]() Series B Process Sealed Subminiature Antistatic Toggles A18 A www.nkkswitches.com Vertical PC Double Pole Locking Lever • Straight PC • Bracket Double Pole B22AV B22LB Right Angle PC Double Pole Vertical PC Single Pole B22AH B12AV Locking Lever • Straight PC • Bracket Single Pole B12LB Slot (8.85) .348 (6.0) Dia .236 (5.68) .224 (10.16) .400 (0.4) Typ .016 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (5.1) Dia .201 (4.5) Dia .177 26° (3.1) .122 (0.8) .031 (5.8) .228 (5.5) .217 (11.5) .453 (12.5) .492 (15.5) .610 (8.8) .346 (5.08) .200 (0.6) Typ .024 1 2 3 4 5 6 Slot (8.0) .315 (6.0) .236 (10.16) .400 (0.4) Typ .016 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (5.1) Dia .201 (4.5) Dia .177 26° (3.1) .122 (0.8) .031 (5.8) .228 (5.5) .217 (11.5) .453 (12.5) .492 (15.5) .610 CL (0.6) Typ .024 (8.8) .346 (1.0) .039 (2.54) .100 1 2 3 (8.8) .346 (5.08) .200 (0.6) Dia Typ .024 1 2 3 4 5 6 26° (2.6) Dia .102 (2.7) .106 (1.0) .039 (4.4) .173 (0.5) .020 (3.1) .122 (2.54) Typ .100 (5.08) .200 (0.4) .016 (10.0) .394 (18.9) .746 (6.0) Dia .236 Slot (8.8) .346 (0.6) Typ .024 (5.08) .200 (6.0) Dia .236 Slot (0.6) Typ .024 (2.54) .100 (8.0) .315 26° (2.6) Dia .102 (1.0) .039 (4.4) .173 (2.7) .106 (5.08) .200 (0.4) .016 (0.5) .020 (3.1) .122 (2.54) Typ .100 (18.9) .746 (10.0) .394 CL 1 2 3 (8.8) .346 (1.0) .039 (0.6) Dia Typ .024 (8.8) .346 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 32 1 4 5 6 (2.6) Dia .102 Slot (2.54) .100 (5.08) .200 (0.5) .020 (4.4) .173 (3.1) .122 (0.4) .016 (10.0) .394 (16.4) .646 (2.7) .106 (6.0) Dia .236 (0.6) Typ .024 (5.08) .200 (8.8) .346 (5.08) .200 6 45 23 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (2.54) .100 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (2.54) .100 (5.08) .200 6 4 52 3 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) .200 (5.08) .200 6 4 5 2 3 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) .200 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (2.54) .100 TYPICAL SWITCH DIMENSIONS |