| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M48T254V Fiches technique(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M48T254V Fiches technique(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 24 page ![]() 21/24 M48T254V Table 12. PBGA-ZA – 168-ball Plastic Ball Grid Array Package Mechanical Data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 2.94 2.74 3.14 0.116 0.108 0.124 A1 0.89 0.69 1.09 0.035 0.027 0.043 A2 11.53 11.18 11.88 0.454 0.440 0.468 A3 7.24 8.00 0.285 0.315 B 38.54 38.34 38.74 1.517 1.509 1.525 B1 21.21 21.84 0.835 0.860 b 0.76 0.71 0.81 0.030 0.028 0.032 D 42.50 42.30 42.70 1.673 1.665 1.681 D1 27.94 1.100 E 42.50 42.30 42.70 1.673 1.665 1.681 E1 22.86 0.900 e 1.27 0.050 FD 7.28 7.18 7.38 0.287 0.283 0.291 FE 9.82 9.72 9.92 0.387 0.383 0.391 GD 1.75 1.55 1.95 0.069 0.061 0.077 GE 1.50 1.30 1.70 0.059 0.051 0.067 HD 1.98 1.78 2.18 0.078 0.070 0.086 HE 0.51 0.31 0.71 0.020 0.012 0.028 JE 1.50 1.30 1.70 0.059 0.051 0.067 n 168 168 Tolerance Tolerance ddd 0.15 0.006 eee 0.30 0.012 fff 0.15 0.006 |