| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M24512-R Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24512-R Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 37 page ![]() List of tables M24512-x, M24256-Bx 4/37 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Table 3. Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 4. Most significant address byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 5. Least significant address byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 6. Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 8. Operating conditions (M24xxx-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 9. Operating conditions (M24xxx-R and M24xxx-HR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 10. Operating conditions (M24256-BF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 11. AC test measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 12. Input parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 13. DC characteristics (M24xxx-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 14. DC characteristics (M24xxx-R and M24xxx-HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 15. DC characteristics (M24256-BF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 16. AC characteristics (M24xxx-W, M24xxx-R, M24256-BF see Table 8, Table 9 Table 10 and Table 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 17. 1 MHz AC characteristics (M24xxx-HR, see Table 9 and Table 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 18. SO8W – 8-lead plastic small outline, 208 mils body width, package data . . . . . . . . . . . . . 28 Table 19. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . . 29 Table 20. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 21. WLCSP, 0.5 mm pitch, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 22. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 23. Available M24256-Bx products (package, voltage range, temperature grade). . . . . . . . . . 33 Table 24. Available M24512-x products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . 33 Table 25. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 |