Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32F765VI Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32F765VI
Description  Dual mode Quad-SPI
PDF  255 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F765VI Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F765VI Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32F765VI Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 255 page
background image
DocID029041 Rev 4
7/255
STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx
List of tables
10
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx features and
peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Table 3.
Voltage regulator configuration mode versus device operating mode . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 4.
Regulator ON/OFF and internal reset ON/OFF availability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.
Voltage regulator modes in stop mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 6.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 7.
I2C implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 8.
USART implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 9.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 10.
STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx pin and
ball definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 11.
FMC pin definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 12.
STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx alternate
function mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Table 13.
STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx register
boundary addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 14.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 15.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 16.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 17.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 18.
Limitations depending on the operating power supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table 19.
VCAP1/VCAP2 operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 20.
Operating conditions at power-up / power-down (regulator ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 21.
Operating conditions at power-up / power-down (regulator OFF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 22.
Reset and power control block characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Table 23.
Over-drive switching characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Table 24.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from ITCM RAM, regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Table 25.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Single bank mode, ART ON except prefetch / L1-cache ON)
or SRAM on AXI (L1-cache ON), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 26.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Dual bank mode, ART ON except prefetch / L1-cache ON),
regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 27.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Single bank mode) or SRAM on AXI (L1-cache disabled),
regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 28.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Dual bank mode), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Table 29.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Single bank mode) on ITCM interface (ART disabled),
regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Table 30.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Dual bank mode) on ITCM interface (ART disabled),
regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Table 31.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (Single bank mode, ART ON except prefetch / L1-cache ON)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More