Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32L053C8 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32L053C8
Description  Reset and supply management
PDF  132 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L053C8 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM32L053C8 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L053C8 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 132 page
background image
DocID025844 Rev 7
5/132
STM32L053x6 STM32L053x8
List of tables
6
List of tables
Table 1.
Ultra-low-power STM32L053x6/x8 device features and peripheral counts. . . . . . . . . . . . . 11
Table 2.
Functionalities depending on the operating power supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.
CPU frequency range depending on dynamic voltage scaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 4.
Functionalities depending on the working mode
(from Run/active down to standby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 5.
STM32L0xx peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 6.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 7.
Internal voltage reference measured values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 8.
Capacitive sensing GPIOs available on STM32L053x6/8 devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 9.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 10.
Comparison of I2C analog and digital filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 11.
STM32L053x6/8 I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 12.
USART implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 13.
SPI/I2S implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 14.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 15.
STM32L053x6/8 pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 16.
Alternate function port A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 17.
Alternate function port B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 18.
Alternate function port C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 19.
Alternate function port D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 20.
Alternate function port H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 21.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 22.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 23.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 24.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 25.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 26.
Embedded internal reference voltage calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 27.
Embedded internal reference voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 28.
Current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash. . . . . . 60
Table 29.
Current consumption in Run mode vs code type,
code with data processing running from Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 30.
Current consumption in Run mode, code with data processing running from RAM . . . . . . 62
Table 31.
Current consumption in Run mode vs code type,
code with data processing running from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 32.
Current consumption in Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 33.
Current consumption in Low-power run mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 34.
Current consumption in Low-power sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 35.
Typical and maximum current consumptions in Stop mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 36.
Typical and maximum current consumptions in Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 37.
Average current consumption during Wakeup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 38.
Peripheral current consumption in Run or Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 39.
Peripheral current consumption in Stop and Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 40.
Low-power mode wakeup timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 41.
High-speed external user clock characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 42.
Low-speed external user clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 43.
HSE oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 44.
LSE oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 45.
16 MHz HSI16 oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More