| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST10F296 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) ST10F296E Contents 7/346 17.1 CAN module memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 17.1.1 CAN1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 17.1.2 CAN2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 17.2 Configuration support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 17.3 Clock prescaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 17.4 CAN bus configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 17.4.1 Single CAN bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 17.4.2 Multiple CAN bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.4.3 Parallel mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.5 System clock tolerance range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 17.6 Configuration of the CAN controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 17.7 Calculation of the bit timing parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 17.7.1 Example of bit timing at high baud rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 17.7.2 Example of bit timing at low baud rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 18 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 18.1 RTC registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 18.2 Programming the RTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 19 Watchdog timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 20 System reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 20.1 Input filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 20.2 Asynchronous reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 20.2.1 Power-on reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 20.2.2 Hardware reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 20.2.3 Exit from asynchronous reset state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 20.3 Synchronous reset (warm reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 20.3.1 Short and long synchronous reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 20.3.2 Exit from synchronous reset state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 20.3.3 Synchronous reset and the RPD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 20.4 Software reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 20.5 Watchdog timer reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 20.6 Bidirectional reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 20.6.1 WDTCON flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 20.7 Reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |