| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LQFP100 Fiches technique(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LQFP100 Fiches technique(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 133 page ![]() PB[5] PCR[21] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — — — — ADC0_P[1] ADC1_P[1] GPIO[21] — — — — ADC_0 ADC_1 SIUL — — — — I I I ITristate 53 75 91 R16 PB[6] PCR[22] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — — — — ADC0_P[2] ADC1_P[2] GPIO[22] — — — — ADC_0 ADC_1 SIUL — — — — I I I ITristate 54 76 92 P15 PB[7] PCR[23] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — — — — ADC0_P[3] ADC1_P[3] GPIO[23] — — — — ADC_0 ADC_1 SIUL — — — — I I I ITristate 55 77 93 P16 Table 6. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Peripheral Pin number LQFP 100 LQFP 144 LQFP 176 LBGA 208(4) |