| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPC560B50x Fiches technique(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC560B50x Fiches technique(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 116 page ![]() Package pinouts and signal descriptions SPC560B40x/50x, SPC560C40x/50x 24/116 DocID14619 Rev 13 PB[5] PCR[21] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[21] — — — GPI[1] SIUL — — — ADC I — — — I I Tristate 355375 R16 PB[6] PCR[22] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[22] — — — GPI[2] SIUL — — — ADC I — — — I I Tristate 365476 P15 PB[7] PCR[23] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[23] — — — GPI[3] SIUL — — — ADC I — — — I I Tristate 375577 P16 PB[8] PCR[24] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[24] — — — ANS[0] OSC32K_XTAL(7) SIUL — — — ADC SXOSC I — — — I I/O I Tristate 303953 R9 PB[9] PCR[25] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[25] — — — ANS[1] OSC32K_EXTAL( 7) SIUL — — — ADC SXOSC I — — — I I/O I Tristate 293852 T9 PB[10] PCR[26] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[26] — — — ANS[2] WKPU[8](4) SIUL — — — ADC WKPU I/O — — — I I J Tristate 314054 P9 Table 6. Functional port pin descriptions (continued) Pin number |