| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6718 Fiches technique(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6718 Fiches technique(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 71 page ![]() DocID023399 Rev 3 25/71 L6718 VID tables 1 F 0.400 5 F 0.730 9 F 1.040 D F 1.360 2 0 0.405 6 0 0.735 A 0 1.045 E 0 1.365 2 1 0.410 6 1 0.740 A 1 1.050 E 1 1.370 2 2 0.415 6 2 0.745 A 2 1.055 E 2 1.375 2 3 0.420 6 3 0.750 A 3 1.060 E 3 1.380 2 4 0.425 6 4 0.755 A 4 1.065 E 4 1.385 2 5 0.430 6 5 0.760 A 5 1.070 E 5 1.390 2 6 0.435 6 6 0.765 A 6 1.075 E 6 1.395 2 7 0.440 6 7 0.770 A 7 1.080 E 7 1.400 2 8 0.445 6 8 0.775 A 8 1.085 E 8 1.405 2 9 0.450 6 9 0.780 A 9 1.090 E 9 1.410 2 A 0.455 6 A 0.785 A A 1.095 E A 1.415 2 B 0.460 6 B 0.790 A B 1.100 E B 1.420 2 C 0.465 6 C 0.795 A C 1.105 E C 1.425 2 D 0.470 6 D 0.800 A D 1.110 E D 1.430 2 E 0.475 6 E 0.805 A E 1.115 E E 1.435 2 F 0.480 6 F 0.810 A F 1.120 E F 1.440 3 0 0.485 7 0 0.815 B 0 1.125 F 0 1.445 3 1 0.490 7 1 0.820 B 1 1.130 F 1 1.450 3 2 0.495 7 2 0.825 B 2 1.135 F 2 1.455 3 3 0.500 7 3 0.830 B 3 1.140 F 3 1.460 3 4 0.505 7 4 0.835 B 4 1.145 F 4 1.465 3 5 0.510 7 5 0.840 B 5 1.150 F 5 1.470 3 6 0.515 7 6 0.845 B 6 1.155 F 6 1.475 3 7 0.520 7 7 0.850 B 7 1.160 F 7 1.480 3 8 0.525 7 8 0.855 B 8 1.165 F 8 1.485 3 9 0.530 7 9 0.860 B 9 1.170 F 9 1.490 3 A 0.535 7 A 0.865 B A 1.175 F A 1.495 3 B 0.540 7 B 0.870 B B 1.180 F B 1.500 3 C 0.545 7 C 0.875 B C 1.185 F C 1.505 3 D 0.550 7 D 0.880 B D 1.190 F D 1.510 3 E 0.555 7 E 0.905 B E 1.195 F E 1.515 3 F 0.560 7 F 0.880 B F 1.200 F F 1.520 Table 6. VID table, both sections, commanded through serial bus (continued) HEX code VOUT [V] HEX code VOUT [V] HEX code VOUT [V] HEX code VOUT [V] |