| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STF20NM65N Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF20NM65N Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 18 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) STB20NM65N-STI20NM65N-STF20NM65N-STP20NM65N-STW20NM65N Package mechanical data 13/18 DIM. mm. inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 E 10 10.40 0.393 0.410 L 13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 TO-262 (I2PAK) mechanical data |