| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM6823 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM6823 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 31 page ![]() Contents STM632x, STM682x 2/31 DocID11110 Rev 13 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.1 Active low, push-pull reset output (RST) - 6823/6824/6825 . . . . . . . . . . 7 1.1.2 Active low, open drain reset output (RST) - STM6321/6322/6822 . . . . . 7 1.1.3 Push-button reset input (MR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.4 Watchdog input (WDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.5 Active high reset output (RST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1 Reset output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 Open drain RST output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3 Push-button reset input (STM6322/6821/6822/6823/6825) . . . . . . . . . . . .11 2.4 Watchdog input (STM6321/6821/6822/6823/6824) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.5 Applications information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.5.1 Watchdog input current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.5.2 Ensuring a valid reset output down to VCC = 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.6 Interfacing to microprocessors with bidirectional reset pins . . . . . . . . . . . 12 3 Typical operating characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.1 SOT23-5 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7 Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 |