| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STGW60H65DFB Fiches technique(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGW60H65DFB Fiches technique(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 19 page ![]() DocID024365 Rev 7 17/19 STGW60H65DFB, STGWA60H65DFB, STGWT60H65DFB Package information Table 10. TO-3P mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.60 4.80 5 A1 1.45 1.50 1.65 A2 1.20 1.40 1.60 b 0.80 1.00 1.20 b1 1.80 2.00 2.20 b2 2.80 3.00 3.20 c 0.55 0.60 0.75 D 19.70 19.90 20.10 D1 13.70 13.90 14.10 E 15.40 15.60 15.80 E1 13.40 13.60 13.80 E2 9.40 9.60 9.90 e 5.15 5.45 5.75 L 19.80 20 20.20 L1 3.30 3.50 3.70 L2 18.20 18.40 18.60 øP 3.30 3.40 3.50 øP1 3.10 3.20 3.30 Q 4.80 5 5.20 Q1 3.60 3.80 4 |