| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STDLED656 Fiches technique(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STDLED656 Fiches technique(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 22 page ![]() DocID024429 Rev 1 15/22 STDLED656, STFILED656, STPLED656, STULED656 Package mechanical data Table 11. TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.40 4.60 b0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P3.75 3.85 Q2.65 2.95 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |