| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STF80N10F7 Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF80N10F7 Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 25 page ![]() Package mechanical data STD80N10F7, STF80N10F7, STH80N10F7-2, STP80N10F7 12/25 DocID025865 Rev 1 Table 8. TO-220FP mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.4 4.6 B2.5 2.7 D2.5 2.75 E 0.45 0.7 F0.75 1 F1 1.15 1.70 F2 1.15 1.70 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L5 2.9 3.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 Dia 3 3.2 |