| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STD16N50M2 Fiches technique(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STD16N50M2 Fiches technique(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 21 page ![]() STD16N50M2, STF16N50M2, STP16N50M2 Package mechanical data DocID026641 Rev 5 19/21 Table 12: TO-220 type A package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.55 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10.00 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13.00 14.00 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 øP 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 |