| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STTH8S12 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH8S12 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package information STTH8S12 6/8 DocID026655 Rev 1 Table 6. T0-220AC dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 H2 10.00 10.40 0.393 0.409 L2 16.40 0.645 L4 13.00 14.00 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.5 3.93 0.137 0.154 M2.6 0.102 Diam. I 3.75 3.85 0.147 0.151 |