Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32F411CEU6TR Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32F411CEU6TR
Description  ARM® Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 512KB Flash, 128KB RAM, USB OTG FS, 11 TIMs, 1 ADC, 13 comm. interfaces
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F411CEU6TR Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F411CEU6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 149 page
background image
DocID026289 Rev 6
3/149
STM32F411xC STM32F411xE
Contents
5
3.20.2
General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.20.3
Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.20.4
Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.20.5
SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.21
Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.22
Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 29
3.23
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.24
Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.25
Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.26
Secure digital input/output interface (SDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.27
Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.28
General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.29
Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.30
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.31
Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.32
Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4
Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1
Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1.1
Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1.2
Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1.3
Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1.4
Loading capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1.5
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.1.6
Power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.1.7
Current consumption measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.3
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.3.1
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.3.2
VCAP_1/VCAP_2 external capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.3.3
Operating conditions at power-up/power-down (regulator ON) . . . . . . . 65
6.3.4
Operating conditions at power-up / power-down (regulator OFF) . . . . . 65



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More