| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BYW80FP-200 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BYW80FP-200 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) BYW80F/FP-200 5/7 Tj( C) QRR;IRM[Tj]/QRR;IRM[Tj=125 C] IRM QRR o O Fig. 13: Dynamic parameters versus junction temperature PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220AC (JEDEC outline) REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 H2 10.00 10.40 0.393 0.409 L2 16.40 typ. 0.645 typ. L4 13.00 14.00 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 typ. 0.102 typ. Diam. I 3.75 3.85 0.147 0.151 A C D E M L7 H2 Ø I L5 L6 L9 L4 G F1 F L2 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |