| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CS7410 Fiches technique(PDF) 18 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS7410 Fiches technique(HTML) 18 Page - Cirrus Logic |
|
18 / 39 page ![]() CS7410 18 DS553PP1 1.1.4.6 CD Interface Note:Active edge of CD_BCLK is programmable Symbol Description Min Typ Max Units tslri CD_LRCK setup to CD_BCK active edge 7 ns tsdi CD_DATA and CD_C2P0 setup to CD_BCK active edge 7 ns thsdi CD_DATA and CD_C2P0 hold time after CD_BCK active edge 3 ns CD_BCK(Input)* CD_DO (Input) CD_LRCK(Input) CD_C2PO (Input) t slri t sdi t hsdi Figure 13. CD Interface Timing |