| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
5201000000 Fiches technique(PDF) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5201000000 Fiches technique(HTML) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
23 / 164 page ![]() ECO Series For Secondary Services, Product Support, or To Order, Call 1-301-696-9800 21 TS 35* TS 15 W x L x H ECO 01-6 ECO 01-8 ECO 02-6 ECO 02-8 ECO 03-6 ECO 03-8 ECO 03-6t ECO 03-8t ECO 04-6 ECO 04-8 ECO 04-6t ECO 04-8t ECO 05-7 ECO 05-9 ECO 05-7t ECO 05-9t ECO 06-7 ECO 06-10 ECO 06-7t ECO 06-10t ECO 07-6 ECO 07-8 ECO 07-6t ECO 07-8t ECO 08-9 ECO 08-11 ECO 08-9t ECO 08-11t ECO 09-9 ECO 09-11 ECO 09-16 ECO 09-9t ECO 09-11t ECO 09-16t ECO 10-6t ECO 10-6 ECO 10-9 ECO 10-11 ECO 10-16 ECO 10-9t ECO 10-11t ECO 10-16t ECO 11-11 ECO 11-16 ECO 11-11t ECO 11-16t 2.56 x 2.56 x 2.24 2.56 x 2.56 x 3.49 2.56 x 3.70 x 2.24 2.56 x 3.70 x 3.19 3.70 x 3.70 x 2.24 3.70 x 3.70 x 3.19 3.70 x 3.70 x 2.24 3.70 x 3.70 x 3.19 3.58 x 5.12 x 2.24 3.70 x 5.12 x 3.19 3.58 x 5.12 x 2.24 3.70 x 5.12 x 3.19 4.33 x 4.33 x 2.60 4.33 x 4.33 x 3.54 4.33 x 4.33 x 2.60 4.33 x 4.33 x 3.54 4.33 x 4.33 x 2.95 4.33 x 4.33 x 3.90 4.33 x 4.33 x 2.95 4.33 x 4.33 x 3.90 3.70 x 7.09 x 2.24 3.70 x 7.09 x 3.19 3.70 x 7.09 x 2.24 3.70 x 7.09 x 3.19 4.33 x 7.09 x 3.54 4.33 x 7.09 x 4.37 4.33 x 7.09 x 3.54 7.33 x 7.09 x 4.37 7.09 x 7.16 x 3.54 7.09 x 7.16 x 4.37 7.09 x 7.19 x 6.50 7.09 x 7.16 x 3.54 7.09 x 7.16 x 4.37 7.09 x 7.16 x 6.50 7.09 x 10.00 x 2.48 7.09 x 10.00 x 2.48 7.09 x 10.00 x 3.54 7.09 x 10.00 x 4.37 7.09 x 10.00 x 6.50 7.09 x 10.00 x 3.15 7.09 x 10.00 x 4.37 7.09 x 10.00 x 6.50 10.00 x 13.98 x 4.37 10.00 x 13.98 x 6.50 10.00 x 13.98 x 4.37 10.00 x 13.98 x 6.50 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Knurled Screw External Hinges External Bracket • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Enclosure Type Part Number Dimensions mm Mounting Plate TS Din Rails for Terminals W x L x H 60070711 00 60070721 00 60070911 00 60070921 00 60090911 00 60090921 00 60090912 00 60090922 00 60091311 00 60091321 00 60091312 00 60091322 00 60111111 00 60111121 00 60111112 00 60111122 00 60131311 00 60131321 00 60131312 00 60131322 00 60091811 00 60091821 00 60091812 00 60091822 00 60111811 00 60111821 00 60111812 00 60111822 00 60181811 00 60181821 00 60181831 00 60181812 00 60181822 00 60181832 00 60182509 00 60182510 00 60182511 00 60182521 00 60182531 00 60182512 00 60182522 00 60182532 00 60253611 00 60253621 00 60253612 00 60253622 00 65 x 65 x 57 65 x 65 x 81 65 x 94 x 57 65 x 94 x 81 94 x 94 x 57 94 x 94 x 81 94 x 94 x 57 94 x 94 x 81 94 x 130 x 57 94 x 130 x 81 94 x 130 x 57 94 x 130 x 81 110 x 110 x 66 110 x 110 x 90 110 x 110 x 66 110 x 110 x 90 130 x 130 x 75 130 x 130 x 99 130 x 130 x 75 130 x 130 x 99 94 x 180 x 57 94 x 180 x 81 94 x 180 x 57 94 x 180 x 81 110 x 180 x 90 110 x 180 x 111 110 x 180 x 90 110 x 180 x 111 180 x 182 x 90 180 x 182 x 111 180 x 182 x 165 180 x 182 x 90 180 x 182 x 111 180 x 182 x 165 180 x 254 x 63 180 x 254 x 63 180 x 254 x 90 180 x 254 x 111 180 x 254 x 165 180 x 254 x 90 180 x 254 x 111 180 x 254 x 165 254 x 355 x 111 254 x 355 x 165 254 x 355 x 111 254 x 355 x 165 Dimensions Inches PCI Series PCI 06-1M PCI 02-6M PCI 03-6M PCI 04-6M PCI 05-9M PCI 06-7M PCI 07-6M PCI 08-9M PCI 08-11M PCI 09-9M PCI 09-11M PCI 10-6M PCI 10-9M PCI 10-11M PCI 11-11M 60070715 00 60070915 00 60090915 00 60091315 00 60111115 00 60131315 00 60091815 00 60111815 00 60111825 00 60181815 00 60181825 00 60182505 00 60182515 00 60182525 00 60253615 00 65 x 65 x 57 65 x 95 x 57 94 x 94 x 57 94 x 130 x 57 110 x 110 x 90 130 x 130 x 75 94 x 180 x 57 110 x 180 x 90 110 x 180 x 111 180 x 182 x 90 180 x 182 x 111 180 x 254 x 63 180 x 254 x 90 180 x 254 x 111 254 x 355 x 111 2.56 x 2.56 x 2.24 2.56 x 3.74 x 2.24 3.70 x 3.70 x 2.24 3.70 x 5.12 x 2.24 4.33 x 4.33 x 3.54 5.12 x 5.12 x 2.95 3.70 x 7.09 x 2.24 4.33 x 7.09 x 3.54 4.33 x 7.09 x 4.37 7.09 x 7.16 x 3.54 7.09 x 7.16 x 4.37 7.09 x 10.00 x 2.48 7.09 x 10.00 x 3.54 7.09 x 10.00 x 4.37 10.00 x 13.98 x 4.37 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t = Transparent lid * TS 32 available on request Note: Dimensions are external. Metric is the primary dimension. Inch conversions are for the user’s convenience and are for reference only. |