| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWMAFJB1.EM-RUSR-30S3 Fiches technique(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWMAFJB1.EM-RUSR-30S3 Fiches technique(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 19 page ![]() 2013-12-02 4 DRAFT – For Reference only. Subject to change. Draft Version 0.0 GW MAFJB1.EM Characteristics (TS = 85 °C; IF = 700 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 ° Forward voltage 3) page 18 Durchlassspannung 3) Seite 18 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 26 29 32 V V V Reverse voltage Sperrspannung (IR = 20 mA) (max.) VR 1.2 V Color reproduction index 4) page 18 Farbwiedergabe Index 4) Seite 18 (typ.) (min.) Ra Ra 82 80 - - Real thermal resistance junction / solder point Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad (typ.) (max.) Rth JS real Rth JS real 1.4 1.7 K/W K/W "Electrical" thermal resistance junction / solder point "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad (with efficiency ηe = 30 %) (typ.) (max.) Rth JS el Rth JS el 1.0 1.2 K/W K/W |