| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH9341 Fiches technique(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH9341 Fiches technique(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
7 / 8 page ![]() SFH 9340, SFH 9341 2001-02-22 7 Maßzeichnung Package Outlines Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Sensor Emitter 7.8 (0.307) 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) 8.4 (0.331) 12.52 (0.493) 12.12 (0.477) 3.38 (0.133) 2.98 (0.117) Optical Axis 2.54 (0.100) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 6.68 (0.263) 6.28 (0.247) 1 2 GPX06012 Circuitry ) 5 (GND) 4 (OUT) 3 DD V ( Pin 2 Pin 1 Pin 4 Pin 5 Pin 3 5.0 (0.197) 1.27 (0.050) |