Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3LP02C Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce 3LP02C
Description  3LP02C
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

3LP02C Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  3LP02C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
3LP02C
No.6385-4/4
取り扱い上の注意:本製品は、高速スイッチング用 MOSFET ですから、帯電性の大きな環境での取り扱いはご遠慮下さい。
PS
0
0
20
40
0.05
60
0.10
0.15
0.25
80
100
120
0.20
0.30
140
160
周囲温度, Ta --
°C
PD -- Ta
IT00770



Html Pages

1 2 3 4