Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RTF016N05FRA Fiches technique(PDF) 4 Page - Rohm

No de pièce RTF016N05FRA
Description  Nch 45V 1.6A Small Signal MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RTF016N05FRA Fiches technique(HTML) 4 Page - Rohm

  RTF016N05FRA Datasheet HTML 1Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 2Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 3Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 4Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 5Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 6Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 7Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 8Page - Rohm RTF016N05FRA Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
RTF016N05FRA
           
               
Datasheet
l
lElectrical characteristic curves
Fig.1 Power Dissipation Derating Curve
Fig.2 Maximum Safe Operating Area
Fig.3 Normalized Transient Thermal  
       Resistance vs. Pulse Width
Fig.4 Single Pulse Maximum Power     
    dissipation
                                                                                           
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
4/11
20160930 - Rev.001



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com