| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT47R20 Fiches technique(PDF) 21 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT47R20 Fiches technique(HTML) 21 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
21 / 42 page ![]() HT47R20 Rev. 1.10 21 2002-07-25 LCD 液晶显示存储器 HT47R20 为液晶显示提供一块嵌入式的数据存储区 LCD 的显示寄存区设计为 20 3bits 如果系统 设置 LCD 为 19 4 的输出显示 那么 LCD 显示存储区域的 53H 无法读写 它的存储区域为 RAM 的 BANK1 内的 40H~53H 存储器段指针(BP RAM 的 04H 单元)是在 RAM 和 LCD 显示存储器之间的切换开关 当 BP 被置 1 任何数据写入 40H~53H 将会影响 LCD 的显示 当 BP 被清 0 任何数据写入 40H~53H 意味着访问通用数据存储器 LCD 只能通过 MP1 进行间接寻址来访问 当数据被写入显示数据区域 这 些数据自动地被 LCD 驱动器读取来产生相应的 LCD 驱动信号 把 1 或 0 写入显示存储器的相应位 来控制显示或不显示 图示表达了显示存储器和 HT47R20 上 LCD 显示模式之间的对应显示关系 4 0 H C O M 0 S E G M E N T 4 1 H 4 2 H 4 3 H 5 1 H 5 2 H 5 3 H B i t 0 1 2 3 0 1 2 3 1 7 1 8 1 9 1 2 3 显示存储器 (Bank 1) 液晶显示驱动输出 HT47R20 的 LCD 液晶显示驱动器数 可通过掩膜选择为 20×2 20×3 或 19×4(1/2 1/3 1/4 占空比) LCDd 驱动偏压方式可以为电容式偏压或电阻式偏压 在 C1 和 C2 引脚之间要接上一个电容 可以通过掩膜选择设置为 1/2 偏压还是 1/3 偏 压 如果选择了 1/2 偏压 则要在 V2 脚和地之间接上一个电容 如果是 1/3 偏压 则要在 V1 和 V2 脚上分别接上一个电容 参见参考电路 如果 选择了电阻式偏压 则不需要外接电容 C 1 C 2 V 1 V L C D V 2 C 1 C 2 V 1 V 2 1 / 3 b i a s 1 / 2 b i a s V D D V L C D V D D |