Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LUWF8BN-P2P3-R Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LUWF8BN-P2P3-R
Description  SMD package with lens
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWF8BN-P2P3-R Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWF8BN-P2P3-R Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2016-06-21
2
Discontinued
LUW F8BN
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Illuminance 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Beleuchtungsstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 1000 mA
EV [lux]
LUW F8BN-P2P3-R
260 ... 390
Q65111A1753
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW F8BN-P2P3-R means that
only one group P2, P3 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LUW F8BN-P2P3-R means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW F8BN-P2P3-R bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P2, P3 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW F8BN-P2P3-R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten
ist. LUW F8BN-P2P3-R bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23