Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOM67F-U2AB-24 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOM67F-U2AB-24
Description  SMD epoxy package
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOM67F-U2AB-24 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOM67F-U2AB-24 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.3
LO M67F
2014-10-31
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen
4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
AB
1400
1800
4800
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
G3
1.90
2.05
K3
2.05
2.20
N3
2.20
2.35
R3
2.35
2.50
Group
orange
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
600
603
3
603
606
4
606
609
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com