| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LEAP3W01-TXUX-23 Fiches technique(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEAP3W01-TXUX-23 Fiches technique(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
13 / 20 page ![]() Version 1.0 LE A P3W 01 2016-06-06 13 Data Matrix Code Description Data Matrix Code Beschreibung Electrical Internal Circuit Internes Elektrisches Schaltbild The Data Matrix Code bin information is Laser marked during testing Content: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee Data Matrix Code Type: ECC200 a = Luminous Flux (Phiv) [lm] or Radiant Flux (Phie) [W] (example: 3306) b = Forward Voltage (Vf ) [V] (example: 3.46) c = Wavelength (Ldom) [nm] (example: 618) d = Color Coordinate Cx (example: 0.321) e = Color Coordinate Cy (example: 0.641) @: Seperator = Blank Die Bin -Information auf dem Datamatrix Code wird während des Testens geschrieben Inhalt: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee Data Matrix Code Typ: ECC200 a = Lichtstrom (Phiv) [lm] oder Strahlleistung (Phie) [W] (Beispiel: 3306) b = Vorwärtsspannung (Vf ) [V] (Beispiel: 3.46) c = Wellenlänge (Ldom) [nm] (Beispiel: 618) d = Farbkoordinate Cx (Beispiel: 0.321) d = Farbkoordinate Cy (Beispiel: 0.641) @: Platzhalter = Leerzeichen |