Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM8AL3166 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM8AL3166
Description  Automotive 8-bit ultra-low-power MCU, up to 32 Kbyte Flash, RTC, data EEPROM, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, COMPs
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8AL3166 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8AL3166 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM8AL3166 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 124 page
background image
List of figures
STM8AL313x/4x/6x STM8AL3L4x/6x
8/124
DocID18474 Rev 7
List of figures
Figure 1.
Medium-density STM8AL313x/4x/6x and STM8AL3L4x/6x device block diagram. . . . . . . 13
Figure 2.
Medium-density STM8AL313x/4x/6x and STM8AL3L4x/6x clock tree diagram . . . . . . . . . 18
Figure 3.
STM8AL31x8T 48-pin pinout (without LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 4.
STM8AL3Lx8T 48-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 5.
STM8AL31x6T 32-pin pinout (without LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 6.
STM8AL3Lx6T 32-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 7.
STM8AL31x6U 32-pin pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 8.
STM8AL3Lx6U 32-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 9.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 10.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Figure 12.
POR/BOR thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 13.
Typ. IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 16 MHz1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 14.
Typ. IDD(Wait) vs. VDD, fCPU = 16 MHz 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Figure 15.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 16.
LSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 17.
Typical HSI frequency vs VDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 18.
Typical LSI frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 19.
Typical VIL and VIH vs VDD (high sink I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 20.
Typical VIL and VIH vs VDD (true open drain I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 21.
Typical pull-up resistance RPU vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 22.
Typical pull-up current Ipu vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 23.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 24.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 25.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 26.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 27.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 28.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 1.8 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 29.
Typical NRST pull-up resistance RPU vs VDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 30.
Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 31.
Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 32.
SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 33.
SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 34.
SPI1 timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 35.
Typical application with I2C bus and timing diagram 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 36.
ADC1 accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Figure 37.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Figure 38.
Maximum dynamic current consumption on VREF+ supply pin during ADC conversion . . 104
Figure 39.
Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . 105
Figure 40.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 41.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Figure 42.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat recommended footprint . . . . . . . . . . . . 111
Figure 43.
LQFP48 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 44.
LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 45.
LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat recommended footprint . . . . . . . . . . . . 113
Figure 46.
LQFP32 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Figure 47.
VFQFPN32 - 32-pin, 5x5 mm, 0.5 mm pitch very thin profile fine pitch quad
flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More