Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

40CTQ045 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce 40CTQ045
Description  SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

40CTQ045 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  40CTQ045 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier 40CTQ045 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3
Bulletin PD-20544 rev. C 12/01
www.irf.com
40CTQ045, 40CTQ045S, 40CTQ045-1
Fig.2-Typical Values Of Reverse Current
Vs. Reverse Voltage (PerLeg)
Fig.3-Typical Junction Capacitance
Vs. Reverse Voltage (PerLeg)
Fig.4-Max. Thermal Impedance Z
thJC Characteristics (Per Leg)
Fig.1-Max. Forward Voltage Drop Characteristics
(PerLeg)
1
10
10 0
100 0
0
0 .2
0.4
0.6
0 .8
1
1.2
1 .4
1.6
1 .8
T = 150 C
T = 125 C
T = 25 C
J
J
J
FM
Forw a rd V olta g e D rop - V
(V )
0.0 0 1
0.0 1
0.1
1
10
100
10 00
0
5
10
15
20
25
30
35
4 0
45
R
125 C
100 C
75 C
50 C
25 C
T = 15 0 C
J
Re verse V oltag e - V
(V )
10 0
10 00
10 0 00
01 0
2 0
30
4 0
5 0
T = 25 C
J
R
Re ve rse V oltag e - V (V )
0.0 1
0.1
1
10
0.000 01
0.0 001
0.0 01
0 .01
0 .1
1
10
10 0
t
, R ec ta ng ula r Pu lse Du ra tio n (Sec o n d s)
Sing le Pulse
(Therm a l R esista n c e)
1
D = 0.75
D = 0.50
D = 0.33
D = 0.25
D = 0.20
Note s:
1. Duty fac tor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
C
thJ C
DM
J
2
t
1
t
P
DM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8