| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L052C8 Fiches technique(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L052C8 Fiches technique(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 136 page ![]() DocID025936 Rev 6 43/136 STM32L052x6 STM32L052x8 50 9 9 F5 13 17 G3 PA3 I/O FT - TIM21_CH2, TIM2_CH4, TSC_G1_IO4, USART2_RX COMP2_INP, ADC_IN3 - - - - 18 C2 VSS S - - - - -- - - 19 D2 VDD S - - - - 10 10 E4 14 20 H3 PA4 I/O TC (2) SPI1_NSS, TSC_G2_IO1, USART2_CK, TIM22_ETR COMP1_INM4 , COMP2_INM4 , ADC_IN4, DAC_OUT 11 11 F4 15 21 F4 PA5 I/O TC - SPI1_SCK, TIM2_ETR, TSC_G2_IO2, TIM2_CH1 COMP1_INM5 , COMP2_INM5 , ADC_IN5 12 12 E3 16 22 G4 PA6 I/O FT - SPI1_MISO, TSC_G2_IO3, LPUART1_CTS, TIM22_CH1, EVENTOUT, COMP1_OUT ADC_IN6 13 13 F3 17 23 H4 PA7 I/O FT - SPI1_MOSI, TSC_G2_IO4, TIM22_CH2, EVENTOUT, COMP2_OUT ADC_IN7 -- - - 24 H5 PC4 I/O FT - EVENTOUT, LPUART1_TX ADC_IN14 -- - - 25 H6 PC5 I/O FT - LPUART1_RX, TSC_G3_IO1 ADC_IN15 14 14 D3 18 26 F5 PB0 I/O FT - EVENTOUT, TSC_G3_IO2 ADC_IN8, VREF_OUT 15 15 C3 19 27 G5 PB1 I/O FT - TSC_G3_IO3, LPUART1_RTS_DE ADC_IN9, VREF_OUT - 16 F2 20 28 G6 PB2 I/O FT - LPTIM1_OUT, TSC_G3_IO4 - Table 16. STM32L052x6/8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |