| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L051T6 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L051T6 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 127 page ![]() DocID025938 Rev 6 7/127 STM32L051x6 STM32L051x8 List of figures 8 List of figures Figure 1. STM32L051x6/8 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 3. STM32L051x6/8 LQFP64 pinout - 10 x 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 4. STM32L051x6/8 TFBGA64 ballout - 5x 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 5. STM32L051x6/8 LQFP48 pinout - 7 x 7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 6. STM32L051x6/8 WLCSP36 ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 7. STM32L051x6/8 LQFP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 8. STM32L051x6/8 UFQFPN32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 9. Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 10. Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 11. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 12. Power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 13. Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 14. IDD vs VDD, at TA= 25/55/85/105 °C, Run mode, code running from Flash memory, Range 2, HSE, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Figure 15. IDD vs VDD, at TA= 25/55/85/105 °C, Run mode, code running from Flash memory, Range 2, HSI16, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Figure 16. IDD vs VDD, at TA= 25/55/ 85/105/125 °C, Low-power run mode, code running from RAM, Range 3, MSI (Range 0) at 64 KHz, 0 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 17. IDD vs VDD, at TA= 25/55/ 85/105/125 °C, Stop mode with RTC enabled and running on LSE Low drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Figure 18. IDD vs VDD, at TA= 25/55/85/105/125 °C, Stop mode with RTC disabled, all clocks off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Figure 19. High-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Figure 20. Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Figure 21. HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 22. Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 23. HSI16 minimum and maximum value versus temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Figure 24. VIH/VIL versus VDD (CMOS I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 25. VIH/VIL versus VDD (TTL I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 26. I/O AC characteristics definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 27. Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Figure 28. ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 29. Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 30. Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 31. Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 32. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 33. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 34. SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 35. I2S slave timing diagram (Philips protocol)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Figure 36. I2S master timing diagram (Philips protocol)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Figure 37. LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Figure 38. LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat recommended footprint . . . . . . . . . . 102 Figure 39. LQFP64 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Figure 40. TFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch thin profile fine pitch ball grid array package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Figure 41. TFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, thin profile fine pitch ball ,grid array recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 |