| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L011D3 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L011D3 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 115 page ![]() List of figures STM32L011x3/4 7/115 DocID027973 Rev 4 List of figures Figure 1. STM32L011x3/4 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 3. STM32L011x3/4 LQFP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 4. STM32L011x3/4 UFQFPN32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 5. STM32L011x3/4 WLCSP25 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 6. STM32L011x3/4 UFQFPN28 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 7. STM32L011x3/4 UFQFPN20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 8. STM32L011x3/4 TSSOP20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 9. STM32L011x3/4 TSSOP14 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 10. Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 11. Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 12. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 13. Power supply scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 14. Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 15. IDD vs VDD, at TA= 25 °C, Run mode, code running from Flash memory, Range 2, 16 MHz HSE, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 16. IDD vs VDD, at TA= 25 °C, Run mode, code running from Flash memory, Range 2, HSI16, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 17. IDD vs VDD, at TA= -40/25/55/ 85/105/125 °C, Low-power run mode, code running from RAM, Range 3, MSI (Range 0) at 64 KHz, 0 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Figure 18. IDD vs VDD, at TA= -40/25/55/ 85/105/125 °C, Stop mode with RTC enabled and running on LSE Low drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 19. IDD vs VDD, at TA= -40/25/55/85/105/125 °C, Stop mode with RTC disabled, all clocks OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 20. High-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Figure 21. Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Figure 22. Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Figure 23. HSI16 minimum and maximum value versus temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Figure 24. VIH/VIL versus VDD (CMOS I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 25. VIH/VIL versus VDD (TTL I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 26. I/O AC characteristics definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 27. Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Figure 28. ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Figure 29. Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Figure 30. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 31. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 32. SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 33. LQFP32, 7 x 7 mm, 32-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 34. LQFP32 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 35. Example of LQFP32 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Figure 36. UFQFPN32, 5 x 5 mm, 32-pin package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 37. UFQFPN32 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 38. Example of UFQFPN32 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 39. WLCSP25 - 25-ball, 2.133 x 2.070 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 40. WLCSP25 - 25-ball, 2.133 x 2.070 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale package recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Figure 41. Example of WLCSP25 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 |