| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
187MDCL152KHG Fiches technique(PDF) 3 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
187MDCL152KHG Fiches technique(HTML) 3 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
3 / 4 page ![]() MDCL Metallized Polypropylene, round tube capacitor Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER dv/dt (v/µ sec.) Maximum RMS Ripple Current (A) 100 kHz, +70°C Typical ESR (mΩ) 100 kHz, +25°C Self Inductance (nH) Dims DxL (mm) Lead Spacing S+-2 (mm) Thermal Resistance (°C/W) 80 2000 806MDCL202KFG# 20 55 2.8 38 76x130 32 8 100 2000 107MDCL202KFH# 15 30 3.6 54 76x145 32 8 105 2000 107MDCL202KHG# 18 60 2.8 38 86x130 32 8 120 2000 127MDCL202KFK# 15 55 2.4 20 76x180 32 8 125 1100 127MDCL112KFC# 15 35 4.5 22 76x80 32 8 130 2000 137MDCL202KKG# 18 65 2.2 38 96x130 45 8 160 2000 167MDCL202KHK# 15 65 3.5 20 86x180 32 8 170 2000 177MDCL202KKH# 12 45 3.3 54 96x145 45 8 180 1500 187MDCL152KHG# 15 55 2.5 38 86x130 32 8 200 450 207MDCL450KFC# 15 50 4 22 76x80 32 8 200 1500 207MDCL152KFK# 12 55 2.7 20 76x180 32 8 200 2000 207MDCL202KHN# 12 65 2.5 86x225 32 8 205 2000 207MDCL202KKK# 12 75 2.4 20 96x180 45 8 230 1500 237MDCL152KKG# 12 65 1.8 38 96x130 45 8 250 1100 257MDCL112KFG# 15 60 2.8 38 76x130 32 8 260 1500 267MDCL152KHK# 10 60 3.2 20 86x180 32 8 275 1100 277MDCL112KFF# 12 35 3.2 54 76x125 32 8 300 1100 307MDCL112KFH# 15 60 3.8 38 76x150 32 8 320 1100 327MDCL112KFH# 12 35 3.6 54 76x145 32 8 330 900 337MDCL900KFF# 15 35 3.2 54 76x125 32 8 330 1100 337MDCL112KHG# 15 65 2.8 38 86x130 32 8 330 1500 337MDCL152KKK# 8 70 1 20 96x180 45 8 350 1100 357MDCL112KHF# 12 40 3.1 54 86x125 32 8 350 1500 357MDCL152KPF# 8 50 0.75 116x125 50 8 380 2000 387MDCL202KPN# 10 80 1.3 116x230 50 8 400 450 407MDCL450KFG# 15 60 2.5 38 76x130 32 8 400 700 407MDCL700KFG# 12 50 2.8 38 76x130 32 8 400 2000 407MDCL202KTK# 7 100 1 20 136x180 50 8 420 700 427MDCL700KFF# 10 35 3.2 54 76x125 32 8 420 1100 427MDCL112KHG# 12 60 2 38 86x136 32 8 420 1100 427MDCL112KHH# 12 75 1.5 38 86x155 32 8 450 900 457MDCL900KHG# 12 55 2.7 38 86x130 32 8 460 1500 467MDCL152KPK# 7 75 0.8 116x180 50 8 500 1100 507MDCL112KKG# 15 70 1.6 38 96x130 45 8 500 1100 507MDCL112KHK# 10 70 3.2 20 86x180 32 8 510 700 517MDCL700KFH# 10 35 3.5 54 76x145 32 8 510 900 517MDCL900KHH# 10 55 2.5 38 86x155 32 8 520 450 527MDCL450KHG# 15 65 2.4 38 86x130 32 8 520 700 527MDCL700KHG# 12 65 2.7 38 86x130 32 8 550 1100 557MDCL112KKH# 10 50 3.2 54 96x145 45 8 550 2000 557MDCL202KTN# 7 100 0.95 136x230 50 8 600 450 607MDCL450KFK# 12 60 1.9 20 76x180 32 8 600 700 607MDCL700KFK# 10 60 2.2 20 76x180 32 8 600 1100 607MDCL112KHN# 10 65 2.5 86x225 32 8 650 700 657MDCL700KHH# 10 60 2.5 38 86x155 32 8 650 1100 657MDCL112KPG# 10 50 1.8 38 116x130 50 8 660 450 667MDCL450KKG# 15 70 1.7 38 96x130 45 8 660 700 667MDCL700KKG# 12 70 2.1 38 96x130 45 8 660 1500 667MDCL152KTK# 6 90 0.9 136x180 50 8 680 900 687MDCL900KHK# 8 70 3.2 20 86x180 32 8 750 900 757MDCL900KPG# 8 65 1.8 38 116x130 50 8 750 1100 757MDCL112KPH# 8 55 1.4 38 116x150 50 8 800 450 807MDCL450KHK# 10 70 2.9 20 86x180 32 8 800 700 807MDCL700KHK# 8 70 3.2 20 86x180 32 8 900 1500 907MDCL152KTN# 6 100 0.8 20 136x230 50 8 950 1100 957MDCL112KTF# 8 50 1.8 20 136x125 50 8 1000 450 108MDCL450KKK# 10 85 1.8 20 96x180 45 8 1000 700 108MDCL700KKK# 8 75 2.2 20 96x180 45 8 |