| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST16C552AIJ68 Fiches technique(PDF) 35 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST16C552AIJ68 Fiches technique(HTML) 35 Page - Exar Corporation |
|
35 / 39 page ![]() 35 ST16C552/552A Rev. 3.40 Transmit ready timing in none FIFO mode STOP BIT PARITY BIT DATA BITS (5-8) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 START BIT TX NEXT DATA START BIT -TXRDY T28d X552-TX-2 -IOW T27d BYTE #1 Active Active Transmitter ready Transmitter not ready D0-D7 |