Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

F2D_SERIES Fiches technique(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

No de pièce F2D_SERIES
Description  POLYESTER FILM CAPACITORS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Site Internet  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

F2D_SERIES Fiches technique(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

  F2D_SERIES Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION F2D_SERIES Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
◆STANDARD SIZE
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
Cap(μF)
Rated
Voltage
AB
C
F
LS±0.5
※
d
Bag
Carton
TV
TF
−−
Long Lead type
Taping Ammo Pack Type - Style
TS
POLYESTER FILM CAPACITORS
F2D
100
Vdc
200
Vdc
□:Capacitance Tolerance **:Taping
0.00047
0.00056
0.00068
0.00082
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.00047
0.00056
0.00068
0.00082
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
5.0±1.0
5.0±1.0
5.0±1.0
5.0±1.0
5.0±1.0
5.0±1.0
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±0.5
3.5±1.5
3.5±1.5
3.5±1.5
3.5±1.5
3.5±1.5
3.5±1.5
3.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
+1.0
−1.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,000
8,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,000
8,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
−
−
−
−
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
750
750
−
−
−
−
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
−
−
−
−
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
750
750
−
−
−
−
100F2D471□**
100F2D561□**
100F2D681□**
100F2D821□**
100F2D102□**
100F2D122□**
100F2D152□**
100F2D182□**
100F2D222□**
100F2D272□**
100F2D332□**
100F2D392□**
100F2D472□**
100F2D562□**
100F2D682□**
100F2D822□**
100F2D103□**
100F2D123□**
100F2D153□**
100F2D183□**
100F2D223□**
100F2D273□**
100F2D333□**
100F2D393□**
100F2D473□**
100F2D563□**
100F2D683□**
100F2D823□**
100F2D104□**
100F2D124□**
100F2D154□**
100F2D184□**
100F2D224□**
200F2D471□**
200F2D561□**
200F2D681□**
200F2D821□**
200F2D102□**
200F2D122□**
200F2D152□**
200F2D182□**
200F2D222□**
200F2D272□**
200F2D332□**
200F2D392□**
200F2D472□**
200F2D562□**
200F2D682□**
200F2D822□**
200F2D103□**
200F2D123□**
200F2D153□**
200F2D183□**
200F2D223□**
200F2D273□**
200F2D333□**
200F2D393□**
200F2D473□**
200F2D563□**
200F2D683□**
200F2D823□**
200F2D104□**
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
7.5
7.5
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
9.0
9.0
9.0
9.5
10.5
10.5
11.5
12.5
13.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
7.0
7.5
7.5
7.0
7.5
8.0
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.0
11.0
11.0
11.5
11.5
12.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
5.5
5.5
6.0
6.5
6.0
7.0
7.0
8.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
4.5
5.0
5.0
5.5
6.0
6.0
6.0
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
9.5
9.5
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
12.5
12.5
12.5
13.0
13.0
13.0
13.5
15.0
15.0
15.5
15.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
9.5
9.5
9.5
9.5
10.0
12.0
12.5
12.5
12.5
12.5
13.0
13.0
13.0
15.0
15.0
15.0
15.0
18.0
18.5
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−



Html Pages

1 2