| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6207N Fiches technique(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6207N Fiches technique(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 23 page ![]() 21/23 L6207 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.320 0.170 A1 0.380 0.015 A2 3.300 0.130 B 0.410 0.460 0.510 0.016 0.018 0.020 B1 1.400 1.520 1.650 0.055 0.060 0.065 c 0.200 0.250 0.300 0.008 0.010 0.012 D 31.62 31.75 31.88 1.245 1.250 1.255 E 7.620 8.260 0.300 0.325 e 2.54 0.100 E1 6.350 6.600 6.860 0.250 0.260 0.270 e1 7.620 0.300 L 3.180 3.430 0.125 0.135 M 0˚ min, 15˚ max. Powerdip 24 A1 B e B1 D 13 12 24 1 L A e1 A2 c E1 SDIP24L M OUTLINE AND MECHANICAL DATA |