Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

32CTQ030 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce 32CTQ030
Description  SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

32CTQ030 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  32CTQ030 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier 32CTQ030 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier 32CTQ030 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier 32CTQ030 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 32CTQ030 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 32CTQ030 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
32CTQ030, 32CTQ030S, 32CTQ030-1
3
Bulletin PD-20265 07/00
www.irf.com
Fig.2-Typical Values of Reverse Current
Vs. Reverse Voltage
Fig.3-Typical Junction Capacitance
Vs. Reverse Voltage
Fig.4-Maximum Thermal Impedance Z
thJC Characteristics
Fig.1-Maximum Forward Voltage Drop Characteristics
1
10
100
10 0 0
0
0 .2
0.4
0.6
0 .8
1
1.2
1.4
1.6
1 .8
T = 150 C
T = 125 C
T = 25 C
J
J
J
FM
Forw a rd V olta g e D rop - V
(V )
0.00 1
0.0 1
0.1
1
10
10 0
10 0 0
0
5
10
1 5
20
2 5
30
R
125 C
100 C
75 C
50 C
25 C
T = 150 C
J
Re ve rse V oltag e - V
(V )
100
10 00
100 00
0
5
10
15
20
2 5
3 0
35
R
Re ve rse V olta g e - V
(V )
T = 25 C
J
0.0 01
0. 01
0.1
1
10
0.000 01
0.0 001
0.001
0.0 1
0. 1
1
1 0
t
, Recta ngula r Pulse Dura tio n (Seco nd s)
Sin g le Pu lse
(Therm a l Resista nce)
1
D = 0.75
D = 0.50
D = 0.33
D = 0.25
D = 0.2 0
J
DM
th J C
C
2
t
1
t
P
DM
1
2
No te s:
1. D uty fa c to r D = t / t
2. P e ak T = P
x Z
+ T



Html Pages

1 2 3 4 5 6