Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAV19WS Fiches technique(PDF) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

No de pièce BAV19WS
Description  Plastic-Encapsulate Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

BAV19WS Fiches technique(HTML) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  BAV19WS Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. BAV19WS Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Page:P2-P2
Plastic-Encapsulate Diodes
GUANGDONG
HOTTECH
INDUSTRIAL
CO,. LTD.
Typical
Characteristics
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1
10
100
50
100
150
200
250
0.1
1
10
100
1000
0
5
10
15
20
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1
Forward
Characteristics
Reverse
Characteristics
Power Derating Curve
AMBIENT TEMPERATURE
Ta
(
)
℃
400
30
3
FORWARD VOLTAGE
V
F
(V)
0.3
300
30
3
Ta=100℃
Ta=25℃
REVERSE VOLTAGE
V
R
(V)
Ta=25℃
f=1MHz
Capacitance Characteristics
REVERSE VOLTAGE
V
R
(V)
BAV19WS~BAV21WS



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com