Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PS32 Fiches technique(PDF) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

No de pièce PS32
Description  Surface Mount Schottky Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Site Internet  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

PS32 Fiches technique(HTML) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

  PS32 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics PS32 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics PS32 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics PS32 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PS32 thru PS345
Surface Mount Schottky Rectifier
Reverse Voltage 20~45V Forward Current 3.0A
Package Outline Dimensions
Packing Information
Packing quantities:
Tape & Reel Specification
Reel size
Quantity/reel
Quantity/inner Box
Quantity/Carton
7"
3K
30K
120K
13"
10K
20K
180K
Package
Unit:mm
MIN
MAX
A
0.75
0.90
B
0.85
1.05
B1
0.85
1.05
C
0.1
0.25
D
1.9
2.1
E
2.9
3.1
L1
2.0
2.45
L2
0.4
0.85
L3
1.3
1.7
HE
3.5
3.9
iSGA
Soldering footprint
www.goodark.com
3/4
2016.05-Rev.A



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com