| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ICS8442 Fiches technique(PDF) 15 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8442 Fiches technique(HTML) 15 Page - Integrated Circuit Systems |
|
15 / 15 page ![]() 8442AY www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. C JULY 8, 2004 15 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS8442 700MHZ, CRYSTAL OSCILLATOR-TO-DIFFERENTIAL LVDS FREQUENCY SYNTHESIZER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D A2 . m a r g a i d s n o i t a r e p O d a o L l a i r e S & l e ll a r a P e h t n o s l e b a l d e t c e r r o C 2 0 / 8 1 / 2 1 B 1 T A 4 T 3 5 . n o i t p i r c s e d n i p R M d e s i v e R I d e g n a h c - e l b a t y l p p u S r e w o P D D , . x a m A m 0 3 1 m o r f . x a m A m 5 5 1 o t I d e g n a h c A D D , . x a m A m 5 1 m o r f . x a m A m 0 2 o t I d e g n a h c d n a O D D . x a m A m 5 4 m o r f . x a m A m 5 5 o t 3 0 / 3 1 / 2 B9 . n o i t c e S n o i t a n i m r e T r e v i r D S D V L d e d d A 3 0 / 2 1 / 3 C 1 T 2 T B 3 T 7 T 1 3 3 4 5 6 z H M 0 5 2 o t z H M 0 0 2 m o r f . n i m O C V d e g n a h c - s e r u t a e F & n o i t p i r c s e D l a r e n e G , 2 g p n o i t p i r c s e D l a n o i t c n u F ( : n i t e e h s a t a d e h t t u o h g u o r h t d e c a l p e r d n a e l b a T . c a r a h C q e r F t u p n I 5 T d n a , 4 g p e l b a T . c n u F r e d i v i D t u p t u O . m a r g o r P C 3 T . ) 6 g p . z H M 5 2 . 1 3 o t z H M 5 2 m o r f e g n a R y c n e u q e r F t u p t u O . n i m d e g n a h c - s e r u t a e F - . n o i t p i r c s e d n i p 2 L A T X , 1 L A T X d e s i v e r - e l b a T s n o i t p i r c s e D n i P C d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C n i P N I . l a c i p y t F p 4 o t . x a m F p 4 . y l p p a t o n s e o d , s w o r 5 2 2 d n a 0 0 2 d e t e l e d - e l b a T . c n u F . q e r F O C V . g o r P V d e t e l e d - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C D y l p p u S r e w o P O D D I & O D D , s w o r . y l p p a t o n s e o d F e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A T U O . n i m z H M 5 2 . 1 3 o t . n i m z H M 5 2 3 0 / 9 / 5 C 6 T 2 6 9 . m a r g a i d s n o i t a r e p O d a o L l a i r e S & l e ll a r a P d e s i v e R 0 7 m o r f R S E d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C l a t s y r C Ω 0 5 o t . x a m Ω . x a m , 0 1 e l b a T d e t e l e D g n i n u T e n i F y c n e u q e r F e c a f r e t n I t u p n I l a t s y r C f o s t l u s e R l a c i p y T 3 0 / 2 1 / 8 C 2 1 T 5 4 1 . g n i t a r s t u p t u O d e t a d p u - s g n i t a R m u m i x a M e t u l o s b A . r e b m u n t r a p " e e r F - d a e L " d e d d a - e l b a t n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 4 0 / 8 / 7 |