Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ZMM55 Fiches technique(PDF) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

No de pièce ZMM55
Description  ZENER DIODES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Site Internet  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

ZMM55 Fiches technique(HTML) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

  ZMM55 Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea ZMM55 Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
5V
10V
15V
20V
25V
30V
FIG.1- BREAKDOWN CHARACTERISTICS
mA
50
40
30
20
10
0
Vz
Iz
FIG.2- POWER ,TEMPERATURE DERATING CURVE
500
400
300
200
100
50
100
150
200
300
TA(
oC)
Ambient Temperature
ZMM55-SERIES
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com