Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAS70 Fiches technique(PDF) 3 Page - Bruckewell Technology LTD

No de pièce BAS70
Description  Schottky Diodes
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Site Internet  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

BAS70 Fiches technique(HTML) 3 Page - Bruckewell Technology LTD

  BAS70 Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD BAS70 Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD BAS70 Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD BAS70 Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD BAS70 Datasheet HTML 5Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
BAS70_BAS70-04_BAS70-05_BAS70-06
Schottky Diodes
Publication Order Number: [BAS70_BAS70-04_BAS70-05_BAS70-06]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
■RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
Forward current IF = f (VF)
TA = 25°C
Reverse current IR = f (VR)
TA = Parameter
Diode capacitance CT = f (VR)
f = 1MHz
Differential forward resistance rf = f (IF)
f = 10 kHz



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com