Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DSC1001AI2 Fiches technique(PDF) 7 Page - Micrel Semiconductor

No de pièce DSC1001AI2
Description  Low-Power Precision CMOS Oscillator
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICREL [Micrel Semiconductor]
Site Internet  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

DSC1001AI2 Fiches technique(HTML) 7 Page - Micrel Semiconductor

  DSC1001AI2 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor DSC1001AI2 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor DSC1001AI2 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor DSC1001AI2 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor DSC1001AI2 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor DSC1001AI2 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor DSC1001AI2 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Page 7
MK-Q-B-P-D-050610-01-9
DSC1001
1.8~3.3V
Low-Power Precision CMOS Oscillator
5.0 x 3.2 mm Plastic Package
3.2 x 2.5 mm Plastic Package
Pin Terminal
VDD
Standby#
Output
GND
#1
#2
#3
#4
5±0.10 [0.197±0.004]
3.2±0.10 [0.126±0.004]
External Dimensions
#4
#3
2.54 [0.100]
#2
#1
0.9 [0.035]
1.2 [0.047]
0.85±0.05 [0.033±0.002]
Recommended Land Pattern
1.1 [0.043]
1.2 [0.047]
2.54 [0.100]
units: mm [inch]
No.
4
1
3
2
0.2 [0.008]
0.1 [0.004]
2.1 [0.083]
1.2 [0.047]
0.1 [0.004]
Pin Terminal
VDD
Standby#
Output
GND
0.85±0.05 [0.033±0.002]
Recommended Land Pattern
#1
#2
#3
#4
3.2±0.05 [0.126±0.002]
2.5±0.05 [0.098±0.002]
#4
#3
#2
#1
0.8±0.1 [0.031±0.004]
0.9±0.05 [0.035±0.002]
CO.25
1.0 [0.039]
0.9 [0.035]
2.1 [0.083]
No.
4
1
3
2
2.1 [0.083]
External Dimensions
units: mm [inch]
0.9 [.035]
0.9 [0.035]
0.2 [0.008]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com