| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD8555ACP-R2 Fiches technique(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8555ACP-R2 Fiches technique(HTML) 6 Page - Analog Devices |
|
6 / 28 page ![]() AD8555 Rev. 0 | Page 6 of 28 Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit DIGITAL INTERFACE Input Current 2 µA DIGIN Pulse Width to Load 0 tw0 TA = 25°C 0.05 10 µs DIGIN Pulse Width to Load 1 tw1 TA = 25°C 50 µs Time between Pulses at DIGIN tws TA = 25°C 10 µs |