| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ICS8705BY Fiches technique(PDF) 7 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8705BY Fiches technique(HTML) 7 Page - Integrated Circuit Systems |
|
7 / 17 page ![]() 8705BY www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. G JUNE 16, 2004 7 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS8705 ZERO DELAY, DIFFERENTIAL-TO-LVCMOS/LVTTL CLOCK GENERATOR TABLE 5B. AC CHARACTERISTICS, V DD = VDDA = VDDO = 2.5V±5%, TA = 0°C TO 70°C l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U f X A M y c n e u q e r F t u p t u O 5 2 6 . 5 10 5 2z H M p t H L , y a l e D n o i t a g a p o r P 1 E T O N ; h g i H - o t - w o L 0 K L C , V 0 = L E S _ L L P f ≤ 2 ÷ x Q , z H M 0 5 2 57 s n 1 K L C n , 1 K L C , V 0 = L E S _ L L P f ≤ 2 ÷ x Q , z H M 0 5 2 53 . 7s n ) Ø ( t ; t e s f f O e s a h P c i t a t S 4 , 2 E T O N 0 K L C , V 5 . 2 = L E S _ L L P F E R f ≤ 1 ÷ x Q , z H M 0 0 2 0 5 2 -5 20 0 2s p 1 K L C n , 1 K L C , V 5 . 2 = L E S _ L L P 1 ÷ x Q , z H M 3 3 1 = F E R f 0 5 -0 0 10 5 2s p , V 5 . 2 = L E S _ L L P 1 ÷ x Q , z H M 0 0 2 = F E R f 0 0 1 -0 0 1 +0 0 3s p 0 K L C , V 5 . 2 = L E S _ L L P 2 * x Q , z H M 6 6 = F E R f 0 5 1 -5 2 -0 0 1s p 1 K L C n , 1 K L C , V 5 . 2 = L E S _ L L P 2 * x Q , z H M 6 6 = F E R f 00 5 10 0 3s p t ) o ( k s ; w e k S t u p t u O 4 , 3 E T O N 0 K L CV 0 = L E S _ L L P5 6s p 1 K L C n , 1 K L CV 0 = L E S _ L L P5 5s p t ) c c ( t ij4 E T O N ; r e t t i J e l c y C - o t - e l c y Cf T U O z H M 0 4 >5 4s p t ( t ij θ)5 , 4 E T O N ; r e t t i J e s a h P , V 5 . 2 = L E S _ L L P 2 * x Q , z H M 6 6 = F E R f 0 5 ±s p t L e m i T k c o L L L P 1S m t R t / F e m i T ll a F / e s i R t u p t u O 0 0 40 5 9s p c d oe l c y C y t u D t u p t u O 3 47 5% , z H M 5 4 = n i f , e d o m 4 x L L P z H M 0 8 1 = T U O f 5 45 5% t a d e r u s a e m s r e t e m a r a p ll Af X A M . e s i w r e h t o d e t o n s s e l n u t a t u p t u o e h t o t t n i o p g n i s s o r c t u p n i l a i t n e r e f f i d e h t m o r f d e r u s a e M : 1 E T O N V O D D . 2 / e h t d n a k c o l c e c n e r e f e r t u p n i e h t n e e w t e b e c n e r e f f i d e m i t e h t s a d e n i f e D : 2 E T O N l a n g i s t u p n i k c a b d e e f e g a r e v a . e l b a t s s i y c n e u q e r f e c n e r e f e r t u p n i e h t d n a d e k c o l s i L L P e h t n e h w . s n o i t i d n o c d a o l l a u q e h t i w d n a s e g a t l o v y l p p u s e m a s e h t t a s t u p t u o n e e w t e b w e k s s a d e n i f e D : 3 E T O N V t a d e r u s a e M O D D . 2 / . 5 6 d r a d n a t S C E D E J h t i w e c n a d r o c c a n i d e n i f e d s i r e t e m a r a p s i h T : 4 E T O N . d e s u e c r u o s t u p n i e h t n o t n e d n e p e d s i r e t t ij e s a h P : 5 E T O N |