Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LP2996LQ Fiches technique(PDF) 18 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
No de pièce LP2996LQ
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NSC [National Semiconductor (TI)]
Site Internet  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996LQ Fiches technique(HTML) 18 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996LQ Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 18 page
background image
生命維持装置への使用について
弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品とし
て使用することはできません。
1.
生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使
用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持ある
いは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に
従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身
体的障害を与えると予想されるものをいいます。
2.
重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内
のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置ま
たはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能
に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。
本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。
フリーダイヤル
ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社/〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16
TEL.(03)5639-7300
技術資料(日本語 / 英語)はホームページより入手可能です。
www.national.com/jpn/
その他のお問い合わせはフリーダイヤルをご利用下さい。
0120-666-116
外形寸法図 特記のない限りinches (millimeters)
8-Lead PSOP Package (PSOP-8)
NS Package Number MRA08A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18